Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Arkusz danych(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF
Szczegółowy opis  DOT MATRIX DIGIT LED DISPLAY (1.2Inch)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Arkusz danych(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LMD8811-2AHRF9UG-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
1/10
Page
LMD8811/2AHRF9UG-XX-PF
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
PART NO.
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Package Dimensions
ψ3.0(0.118")
4.0X7=28.0(1.102")
2.54X11=27.94
(1.1")
PIN NO.1
LMD8811/2AHRF9UG-XX-PF
LIGITEK
4.5
±0.5
32.0(1.26")
4.0X7=
28.0(1.102")
24.07
(0.948")
32.0
(1.26")
8.0(0.315")
ψ0.51
TYP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com