Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GDZ8.2 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm

Numer części GDZ8.2
Szczegółowy opis  Zener diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

GDZ8.2 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm

  GDZ8.2 Datasheet HTML 1Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 2Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 3Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 4Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
GDZ6.2
Diodes
Rev.C
2/4
Electrical characteristics (Ta=25 C)
MARKING (Type No.)
TYPE
TYPE NO.
GDZ
3.9
LA
GDZ
4.7
AA
GDZ
5.1
DA
GDZ
5.6
EA
GDZ
6.2
FA
GDZ
6.8
HA
GDZ
7.5
JA
GDZ
8.2
KA
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
GDZ 3.9
3.740
4.160
5.0
5.0
1.0
GDZ 4.7
4.420
4.900
5.0
2.0
1.0
GDZ 5.1
4.840
5.370
5.0
2.0
1.5
GDZ 5.6
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
GDZ 6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
3.0
GDZ 6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
GDZ 7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
4.0
GDZ 8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
(1)The zener voltage(Vz) is measured 40ms after power is supplied.
TYP.
Symbol
Reverse current
IR( A
Zener voltage Vz(V)



Html Pages

1 2 3 4 5