Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HAL575 Arkusz danych(PDF) 17 Page - Micronas

Numer części HAL575
Szczegółowy opis  Two-Wire Hall-Effect Sensor Family
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICRONAS [Micronas]
Strona internetowa  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

HAL575 Arkusz danych(HTML) 17 Page - Micronas

Back Button HAL575 Datasheet HTML 13Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 14Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 15Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 16Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 17Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 18Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 19Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 20Page - Micronas HAL575 Datasheet HTML 21Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 36 page
background image
DATA SHEET
HAL57x, HAL58x
Micronas
Dec. 22, 2008; DSH000145_003EN
17
−15 −10 −5 0
5
1015202530
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
25
V
HAL 57x, HAL 58x
mA
IDD
VDD
IDDhigh
IDDlow
TA = −40 °C
TA = 25 °C
TA = 100 °C
Fig. 3–7: Typical supply current
versus supply voltage
0123456
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
V
mA
IDD
VDD
HAL 57x, HAL 58x
IDDhigh
IDDlow
TA = −40 °C
TA = 25 °C
TA = 100 °C
Fig. 3–8: Typical supply current
versus supply voltage
−50
0
50
100
150
200
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
°C
IDDhigh
IDDlow
VDD = 3.75 V
VDD = 12 V
VDD = 24 V
mA
IDD
HAL 57x, HAL 58x
TA
Fig. 3–9: Typical current consumption
versus ambient temperature
−50
0
50
100
150
200
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
°C
TA
VDD = 3.75 V
VDD = 12 V
VDD = 24 V
fosc
kHz
HAL 57x, HAL 58x
Fig. 3–10: Typ. internal chopper frequency
versus ambient temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36