| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
microSMD010F Arkusz danych(PDF) 7 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
microSMD010F Arkusz danych(HTML) 7 Page - Tyco Electronics |
|
7 / 16 page ![]() 137 15 RoHS Compliant, ELV Compliant Dimensions for Surface-mount Devices in Millimeters (Inches) Table S4 picoSMD Series Size 2012 mm/0805 mils picoSMD035F 1.80 2.21 0.38 0.81 1.17 1.45 0.15 0.60 -- - - - - - S6 (0.071) (0.087) (0.015) (0.032) (0.046) (0.057) (0.006) (0.024) -- - - - - - nanoSMDC Series Size 3216 mm/1206 mils nanoSMDC012F 3.00 3.40 0.62 1.00 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.024) (0.039) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC016F 3.00 3.40 0.62 1.00 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.024) (0.039) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC020F 3.00 3.40 0.58 0.82 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.023) (0.032) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC035F 3.00 3.40 0.58 0.82 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.023) (0.032) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC050F/13.2 3.00 3.40 0.50 0.74 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.019) (0.029) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC075F 3.00 3.40 0.44 0.68 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.017) (0.027) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC110F 3.00 3.40 0.28 0.67 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.011) (0.026) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC150F 3.00 3.40 0.55 0.89 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.022) (0.035) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - nanoSMDC200F* 3.00 3.40 0.68 1.25 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.134) (0.027) (0.049) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD Series Size 3225 mm/1210 mils microSMD005F 3.0 3.43 0.50 0.85 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S3 (0.118) (0.135) (0.019) (0.034) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD010F 3.0 3.43 0.50 0.85 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.019) (0.034) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD035F 3.0 3.43 0.38 0.62 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.015) (0.025) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD050F 3.0 3.43 0.38 0.62 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.015) (0.025) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD075F 3.0 3.43 0.38 0.62 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.015) (0.025) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD110F 3.0 3.43 0.28 0.48 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.011) (0.019) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD150F 3.0 3.43 0.51 1.22 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.020) (0.048) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD175F 3.0 3.43 0.40 0.76 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.016) (0.030) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - microSMD200F 3.0 3.43 0.79 1.17 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076 -- - - - - S2 (0.118) (0.135) (0.031) (0.046) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003) -- - - - - miniSMDC Series Size 4532 mm/1812 mils miniSMDC014F 4.37 4.73 0.635 0.89 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 -- - - - - S2 (0.172) (0.186) (0.025) (0.035) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC020F 4.37 4.73 0.635 0.89 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 S2 (0.172) (0.186) (0.025) (0.035) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC050F 4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 S2 (0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC075F 4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 S2 (0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC075F/24 4.37 4.83 0.81 1.46 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 -- - - - - S2 (0.172) (0.190) (0.032) (0.057) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC100F 4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 -- - - - - S2 (0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC110F 4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 -- - - - - S2 (0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC110F/16 4.37 4.83 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 -- - - - - S2 (0.172) (0.190) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - miniSMDC110F/24 4.37 4.83 0.81 1.46 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20 -- - - - - S2 (0.172) (0.190) (0.032) (0.057) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008) -- - - - - * Data is preliminary coming soon Part Number A Min. Max. H Min. Figure B Min. Max. C Min. Max. D Min. Max. E Min. Max. F Min. Max. G Min. Max. |