| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADP172ACBZ-1.26-R7 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP172ACBZ-1.26-R7 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices |
|
10 / 20 page ![]() ADP172 Rev. B | Page 10 of 20 CH1 1.00V CH2 10.0mV M10.0µs A CH1 2.94V 1 2 T 39.3000% VIN VOUT VOUT = 1.8V CIN = COUT = 1µF 2.6V TO 3.6V INPUT VOLTAGE STEP, 2V/µs Figure 21. Line Transient Response, Load Current = 1 mA CH1 1.00V CH2 10.0mV B W M10.0µs A CH1 2.94V 1 2 T 39.3000µs VOUT VIN 2.6V TO 3.6V INPUT VOLTAGE STEP 2V/µs VOUT = 1.8V CIN = COUT = 1µF Figure 22. Line Transient Response, Load Current = 300 mA |