| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TSV612AID/DT Arkusz danych(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSV612AID/DT Arkusz danych(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 19 page ![]() Package information TSV611, TSV611A, TSV612, TSV612A 16/19 Doc ID 15768 Rev 2 4.4 MiniSO-8 package information Figure 23. MiniSO-8 package mechanical drawing Table 9. MiniSO-8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.1 0.043 A1 0 0.15 0 0.006 A2 0.75 0.85 0.95 0.030 0.033 0.037 b 0.22 0.40 0.009 0.016 c 0.08 0.23 0.003 0.009 D 2.80 3.00 3.20 0.11 0.118 0.126 E 4.65 4.90 5.15 0.183 0.193 0.203 E1 2.80 3.00 3.10 0.11 0.118 0.122 e 0.65 0.026 L 0.40 0.60 0.80 0.016 0.024 0.031 L1 0.95 0.037 L2 0.25 0.010 k0° 8° 0° 8° ccc 0.10 0.004 |