| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PIC18F23K20-E/SP Arkusz danych(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F23K20-E/SP Arkusz danych(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 456 page ![]() 2010 Microchip Technology Inc. DS41303G-page 7 PIC18F2XK20/4XK20 TABLE 1: PIC18F4XK20 PIN SUMMARY 2 19 19 RA0 AN0 C12IN0- — — — — — — — — — 3 20 20 RA1 AN1 C12IN1- — — — — — ——— — 4 21 21 RA2 AN2 C2IN+ VREF-/ CVREF — — — — — — — — 5 22 22 RA3 AN3 C1IN+ VREF+ — — — — ——— — 6 23 23 RA4 C1OUT — — — — T0CKI — — — — 7 24 24 RA5 AN4 C2OUT HLVDIN —— SS — ——— — 14 31 33 RA6 — — — — — — — — — — OSC2/ CLKOUT 13 30 32 RA7 — — — — — — — ——— OSC1/CLKIN 33 8 9 RB0 AN12 — — FLT0 — — — — INT0 Yes — 34 9 10 RB1 AN10 C12IN3- —— — — — — INT1 Yes — 35 10 11 RB2 AN8 — — — — — — — INT2 Yes — 36 11 12 RB3 AN9 C12IN2- — CCP2(1) —— — — — Yes — 37 14 14 RB4 AN11 — — — — — — — KBI0 Yes — 38 15 15 RB5 —— — — — — — — KBI1 Yes PGM 39 16 16 RB6 — — — — — — — — KBI2 Yes PGC 40 17 17 RB7 —— — — — — — — KBI3 Yes PGD 15 32 34 RC0 — — — — — — T1OSO/ T13CKI — — — — 16 35 35 RC1 —— — CCP2(2) —— T1OSI ——— — 17 36 36 RC2 — — — CCP1/ P1A — — — — — — — 18 37 37 RC3 —— — — — SCK/ SCL — ——— — 23 42 42 RC4 — — — — — SDI/ SDA — — — — — 24 43 43 RC5 —— — — — SDO — ——— — 25 44 44 RC6 — — — — TX/CK — — — — — — 26 1 1 RC7 —— — — RX/DT — — ——— — 19 38 38 RD0 — — — — — — — PSP0 — — — 20 39 39 RD1 —— — — — — — PSP1 —— — 21 40 40 RD2 — — — — — — — PSP2 — — — 22 41 41 RD3 —— — — — — — PSP3 —— — 27 2 2 RD4 — — — — — — — PSP4 — — — 28 3 3 RD5 —— — P1B —— — PSP5 —— — 29 4 4 RD6 — — — P1C — — — PSP6 — — — 30 5 5 RD7 —— — P1D —— — PSP7 —— — 8 25 25 RE0 AN5 — — — — — — RD — — — 9 26 26 RE1 AN6 —— — — — — WR —— — 10 27 27 RE2 AN7 — — — — — — CS — — — 118 18 RE3(3) — — — — — — — ——— MCLR/VPP 11 7 7 — — — — — — — — — — — VDD 32 28 28 — — — — — — — — ——— VDD 12 6 6 — — — — — — — — — — — VSS 31 29 30 — — — — — — — — ——— VSS – NC 8 — — — — — — — — — — — VDD –NC 29 — — — — — — — — ——— VDD –- NC 31 — — — — — — — — — — — VSS Note 1: CCP2 multiplexed with RB3 when CONFIG3H<0> = 0 2: CCP2 multiplexed with RC1 when CONFIG3H<0> = 1 3: Input-only. |