| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HCS12 Arkusz danych(PDF) 13 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCS12 Arkusz danych(HTML) 13 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
13 / 452 page ![]() S12CPUV2 Reference Manual, Rev. 4.0 Freescale Semiconductor 13 A.6 Decimal to Hexadecimal Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Appendix B. M68HC11 to CPU12 Upgrade Path B.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 B.2 CPU12 Design Goals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 B.3 Source Code Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 B.4 Programmer’s Model and Stacking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 B.5 True 16-Bit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 B.5.1 Bus Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 B.5.2 Instruction Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 B.5.3 Stack Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 B.6 Improved Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 B.6.1 Constant Offset Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 B.6.2 Auto-Increment Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 B.6.3 Accumulator Offset Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 B.6.4 Indirect Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 B.7 Improved Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 B.7.1 Reduced Cycle Counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 B.7.2 Fast Math . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 B.7.3 Code Size Reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 B.8 Additional Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 B.8.1 Memory-to-Memory Moves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 B.8.2 Universal Transfer and Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 B.8.3 Loop Construct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 B.8.4 Long Branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 B.8.5 Minimum and Maximum Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 B.8.6 Fuzzy Logic Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 B.8.7 Table Lookup and Interpolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 B.8.8 Extended Bit Manipulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 B.8.9 Push and Pull D and CCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 B.8.10 Compare SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 B.8.11 Support for Memory Expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Appendix C. High-Level Language Support C.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 C.2 Data Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 |