| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STG3157CTR Arkusz danych(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STG3157CTR Arkusz danych(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 18 page ![]() Package information STG3157 16/18 Doc ID 9007 Rev 2 Figure 16. SOT323-6L reel information Table 13. SOT323-6L reel information Dim mm. inch Tape size 8.0 ±0.30 0.315 ±0.012 A max. 180.0 7.086 B min. 1.5 0.059 C 13.0 ±0.20 0.512 ±0.008 D min. 20.2 0.795 N min. 60 2.362 G 8.4 +2/-0 0.319 +0.079/-0 T max. 14.4 0.567 |