Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BYG10Y Arkusz danych(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

Numer części BYG10Y
Szczegółowy opis  SINTERED GLASS JUNCTION SURFACE MOUNTED RECTIFIER VOLTAGE竊?600 V CURRENT竊?1.5A
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

BYG10Y Arkusz danych(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  BYG10Y Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor BYG10Y Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BYG10Y
Rev.A1
www.gulfsemi.com



Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com