| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADP2303ARDZ-R7 Arkusz danych(PDF) 24 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP2303ARDZ-R7 Arkusz danych(HTML) 24 Page - Analog Devices |
|
24 / 28 page ![]() ADP2302/ADP2303 Rev. 0 | Page 24 of 28 VOUT = 5.0V 2A ADP2302ARDZ-5.0 BST SW FB CBST 0.1µF D B330B COUT1 22µF 16V COUT2 22µF 16V L 6.8µH GND VIN PGOOD EN VIN = 12V CIN 10µF 25V RPGOOD 100k Ω Figure 58. ADP2302 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 5 V, 2 A VOUT = 1.5V 3A ADP2303ARDZ BST SW FB CBST 0.1µF D SSB43L COUT1 47µF 6.3V COUT2 47µF 6.3V L 2.5µH GND VIN PGOOD EN VIN = 12V CIN 10µF 25V RPGOOD 100k Ω COUT3 47µF 6.3V RTOP 10k Ω 1% RBOT 11.3k Ω 1% Figure 59. ADP2303 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 1.5 V, 3 A VOUT = 1.8V 3A ADP2303ARDZ BST SW FB CBST 0.1µF D SSB43L COUT1 47µF 6.3V COUT2 47µF 6.3V L 3.3µH GND VIN PGOOD EN VIN = 12V CIN 10µF 25V RPGOOD 100k Ω RTOP 12.7k Ω 1% RBOT 10.2k Ω 1% COUT3 47µF 6.3V Figure 60. ADP2303 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 1.8 V, 3 A VOUT = 2.5V 3A ADP2303ARDZ BST SW FB CBST 0.1µF D SSB43L COUT1 47µF 6.3V COUT2 47µF 6.3V L 3.3µH GND VIN PGOOD EN VIN = 12V CIN 10µF 25V RPGOOD 100k Ω RTOP 21.5k Ω 1% RBOT 10.2k Ω 1% Figure 61. ADP2303 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 2.5 V, 3 A |