| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VRR5002LSX Arkusz danych(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VRR5002LSX Arkusz danych(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
9 / 29 page ![]() AnaSem Inc. 8 Rev. C09-08 VRR 系列 高速度 , 低压差, ±1% 高输出精度 配ON/OFF开关电路CMOS稳压器 .......... Future of the analog world 一般特征 – 输出电压 vs. 输出电流 2.4 1.8 1.2 0.6 0 100 200 300 400 500 0 VRR1802xxx (VOUT=1.8V) Output Current : IOUT (mA) 2.4 1.8 1.2 0.6 0 100 200 300 400 500 0 VRR1802xxx (VOUT=1.8V) Output Current : IOUT (mA) VIN=2.8V VIN=1.9V VIN=6.0V Ta=+25°C Ta=–40°C Ta=+85°C VRR2801xxx (VOUT=2.8V) VRR2801xxx (VOUT=2.8V) 2.5 2.0 1.0 0 100 200 300 400 500 0 Output Current : IOUT (mA) 0.5 1.5 3.0 VIN=3.8V VIN=2.9V VIN=6.0V 2.5 2.0 1.0 0 100 200 300 400 500 0 Output Current : IOUT (mA) 0.5 1.5 3.0 Ta=+25°C Ta=–40°C Ta=+85°C 1.6 1.2 0.8 0.4 0 100 200 300 400 500 0 VRR1202xxx (VOUT=1.2V) Output Current : IOUT (mA) EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF 1.6 1.2 0.8 0.4 0 100 200 300 400 500 0 VRR1202xxx (VOUT=1.2V) Output Current : IOUT (mA) VIN=EN=VOUT+1.0V, CIN=CL=1.0µF VIN=2.2V VIN=1.6V VIN=6.0V Ta=+25°C Ta=–40°C Ta=+85°C EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF VIN=EN=VOUT+1.0V, CIN=CL=1.0µF VIN=EN=VOUT+1.0V, CIN=CL=1.0µF |