Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

B32560 Arkusz danych(PDF) 4 Page - EPCOS

Numer części B32560
Szczegółowy opis  Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EPCOS [EPCOS]
Strona internetowa  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32560 Arkusz danych(HTML) 4 Page - EPCOS

  B32560_09 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B32560_09 Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 32 page
background image
Overview of available types
Lead spacing 22.5 mm
27.5 mm
Type
B32563
B32564
Page
10
11
VR (V DC)
100
250
400
100
250
400
420
VRMS (V AC)
63
160
200
63
160
200
200
CR (
µF)
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
10
15
22
33
B32560 ... B32564
General purpose (stacked) SilverCapTM
Page 4 of 32
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com