| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L7808C Arkusz danych(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7808C Arkusz danych(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 56 page ![]() Package mechanical data L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC 44/56 Doc ID 2143 Rev 22 Table 24. TO-220FP mechanical data Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.017 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.50 0.045 0.059 F2 1.15 1.50 0.045 0.059 G 4.95 5.2 0.194 0.204 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16 0.630 L3 28.6 30.6 1.126 1.204 L4 9.8 10.6 0.385 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.645 L7 9 9.3 0.354 0.366 DIA. 3 3.2 0.118 0.126 |