Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STM805RM6E Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części STM805RM6E
Szczegółowy opis  3 V supervisor with battery switchover
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM805RM6E Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM805RM6E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM805RM6E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 42 page
background image
STM690, STM704, STM795, STM802, STM804, STM805, STM806
List of figures
Doc ID 10519 Rev 9
5/42
List of figures
Figure 1.
Logic diagram (STM690/802/804/805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
Logic diagram (STM704/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Logic diagram (STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
STM690/802/804/805 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 5.
STM704/806 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 6.
STM795 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 7.
Block diagram (STM690/802/804/805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 8.
Block diagram (STM704/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9.
Block diagram (STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 10.
Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 11.
Chip enable gating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 12.
Chip enable waveform (STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 13.
Power-fail comparator waveform (STM690/704/802/804/805/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 14.
Using a SuperCap™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 15.
VCC to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 16.
VBAT to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 17.
Supply current vs. temperature (no load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 18.
Battery current vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 19.
VPFI threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 20.
Reset comparator propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 21.
Power-up trec vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 22.
Normalized reset threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 23.
Watchdog time-out period vs. temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 24.
E to ECON on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 25.
PFI to PFO propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 26.
Output voltage vs. load current (VCC = 5 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 27.
Output voltage vs. load current (VCC = 0 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 28.
RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 29.
RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 30.
Power-fail comparator response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 31.
Power-fail comparator response time (de-assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 32.
Maximum transient duration vs. reset threshold overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 33.
E to ECON propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 34.
E to ECON propagation delay test circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 35.
AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 36.
MR timing waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 37.
Watchdog timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 38.
SO8 – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width,
package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 39.
TSSOP8 – 8-lead, thin shrink small outline, 3 x 3 mm body size, outline. . . . . . . . . . . . . . 38



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42