| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM802RDS6E Arkusz danych(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM802RDS6E Arkusz danych(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 42 page ![]() STM690, STM704, STM795, STM802, STM804, STM805, STM806 Package mechanical data Doc ID 10519 Rev 9 37/42 Figure 38. SO8 – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical drawing Table 8. SO8 - 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A — 1.35 1.75 — 0.053 0.069 A1 — 0.10 0.25 — 0.004 0.010 B — 0.33 0.51 — 0.013 0.020 C — 0.19 0.25 — 0.007 0.010 D — 4.80 5.00 — 0.189 0.197 ddd — — 0.10 — — 0.004 E — 3.80 4.00 — 0.150 0.157 e 1.27 — — 0.050 — — H — 5.80 6.20 — 0.228 0.244 h — 0.25 0.50 — 0.010 0.020 L — 0.40 0.90 — 0.016 0.035 α — 0° 8° — 0° 8° N 8 8 SO-A E 8 ddd B e A D C L A1 1 H A2 |