| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STGD10NC60KD Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGD10NC60KD Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 20 page ![]() STGx10NC60KD Package mechanical data Doc ID 11423 Rev 6 13/20 Figure 22. D2PAK package drawing Table 9. D2PAK package mechanical data Dim. mm inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 0.03 0.23 0.001 0.009 b 0.70 0.93 0.027 0.037 b2 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.45 0.60 0.017 0.024 c2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 D1 7.50 0.295 E 10 10.40 0.394 0.409 E1 8.50 0.334 e 2.54 0.1 e1 4.88 5.28 0.192 0.208 H 15 15.85 0.590 0.624 J1 2.49 2.69 0.099 0.106 L 2.29 2.79 0.090 0.110 L1 1.27 1.40 0.05 0.055 L2 1.30 1.75 0.051 0.069 R 0.4 0.016 V2 0° 8° 0° 8° 0079457_M |