| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD55008-E Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55008-E Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 25 page ![]() Electrical characteristics PD55008-E, PD55008S-E 4/25 Doc ID 12259 Rev 2 2 Electrical characteristics TCASE = +25 oC 2.1 Static 2.2 Dynamic 2.3 Moisture sensitivity level Table 4. Static Symbol Test conditions Min. Typ. Max. Unit IDSS VGS = 0 VDS = 28 V 1 µA IGSS VGS = 20 V VDS = 0 1 µA VGS(Q) VDS = 10 V ID = 150 mA 2.0 5.0 V VDS(ON) VGS = 10 V ID = 1.5 A 0.67 V gFS VDS = 10 V ID = 1.5 A 1.6 mho CISS VGS = 0 VDS = 12.5 V f = 1 MHz 58 pF COSS VGS = 0 VDS = 12.5 V f = 1 MHz 38 pF CRSS VGS = 0 VDS = 12.5 V f = 1 MHz 2.8 pF Table 5. Dynamic Symbol Test conditions Min. Typ. Max. Unit POUT VDD = 12.5 V, IDQ = 150 mA f = 500 MHz 8 W GP VDD = 12.5 V, IDQ = 150 mA, POUT = 8 W, f = 500 MHz 15 17 dB nD VDD = 12.5 V, IDQ = 150 mA, POUT = 8 W, f = 500 MHz 50 55 % Load mismatch VDD = 15.5 V, IDQ = 150 mA, POUT = 8 W, f = 500 MHz All phase angles 20:1 VSWR Table 6. Moisture sensitivity level Test methodology Rating J-STD-020B MSL 3 |