| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD54008-E Arkusz danych(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54008-E Arkusz danych(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 29 page ![]() Common source s-parameter PD54008-E, PD54008S-E 18/29 Doc ID 12271 Rev 2 Table 13. S-parameter for PD54008-E (VDS = 7.5 V IDS = 1.5 A) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.852 -174 8.94 84 0.014 -1 0.885 -175 100 0.896 -176 4.37 80 0.014 -5 0.887 -178 150 0.917 -178 2.96 77 0.014 -6 0.886 -179 200 0.923 -180 2.20 73 0.014 -8 0.891 -179 250 0.924 180 1.75 69 0.013 -8 0.891 -180 300 0.927 179 1.44 65 0.013 -10 0.897 180 350 0.930 178 1.21 60 0.012 -11 0.900 179 400 0.931 178 1.04 57 0.012 -13 0.901 179 450 0.933 177 0.91 53 0.011 -12 0.905 179 500 0.936 177 0.79 49 0.010 -11 0.913 178 550 0.938 176 0.70 45 0.010 -10 0.916 178 600 0.942 175 0.63 42 0.009 -10 0.920 177 650 0.945 175 0.57 39 0.008 -8 0.924 177 700 0.947 174 0.51 37 0.008 -4 0.927 177 750 0.947 174 0.47 34 0.008 -1 0.931 176 800 0.951 173 0.43 31 0.007 4 0.932 175 850 0.951 173 0.39 29 0.007 7 0.938 175 900 0.952 172 0.36 26 0.007 14 0.938 175 950 0.955 171 0.33 24 0.007 19 0.940 174 1000 0.957 171 0.31 22 0.006 24 0.941 174 1050 0.957 170 0.29 20 0.007 29 0.946 173 1100 0.957 169 0.27 18 0.007 30 0.947 172 1150 0.956 169 0.25 16 0.007 38 0.945 172 1200 0.958 168 0.24 14 0.007 45 0.947 172 1250 0.957 168 0.23 11 0.008 50 0.950 171 1300 0.958 167 0.21 9 0.008 50 0.952 170 1350 0.957 167 0.20 7 0.008 53 0.946 170 1400 0.957 166 0.18 5 0.008 60 0.949 169 1450 0.957 166 0.17 4 0.010 66 0.948 169 1500 0.952 165 0.16 3 0.009 76 0.948 168 |