| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DP35DP Arkusz danych(PDF) 72 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP35DP Arkusz danych(HTML) 72 Page - Intel Corporation |
|
72 / 84 page ![]() Intel Desktop Board DP35DP Technical Product Specification 72 5.1.2 European Union Declaration of Conformity Statement We, Intel Corporation, declare under our sole responsibility that the product Intel® Desktop Board DP35DP is in conformity with all applicable essential requirements necessary for CE marking, following the provisions of the European Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive) and 2006/95/EC (Low Voltage Directive). The product is properly CE marked demonstrating this conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2004/108/EC and 2006/95/EC. Čeština Tento výrobek odpovídá požadavkům evropských směrnic 2004/108/EC a 2006/95/EC. Dansk Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2004/108/EC & 2006/95/EC. Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 2004/108/EC & 2006/95/EC. Eesti Antud toode vastab Euroopa direktiivides 2004/108/EC ja 2006/95/EC kehtestatud nõuetele. Suomi Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 2004/108/EC & 2006/95/EC määräyksiä. Français Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 2004/108/EC & 2006/95/EC. Deutsch Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2004/108/EC & 2006/95/EC. Ελληνικά Το παρόν προϊόν ακολουθεί τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2004/108/EC και 2006/95/EC. Magyar E termék megfelel a 2004/108/EC és 2006/95/EC Európai Irányelv előírásainak. Icelandic Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 2004/108/EC & 2006/95/EC. Italiano Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2004/108/EC & 2006/95/EC. Latviešu Šis produkts atbilst Eiropas Direktīvu 2004/108/EC un 2006/95/EC noteikumiem. Lietuvių Šis produktas atitinka Europos direktyvų 2004/108/EC ir 2006/95/EC nuostatas. Malti Dan il-prodott hu konformi mal-provvedimenti tad-Direttivi Ewropej 2004/108/EC u 2006/95/EC. Norsk Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 2004/108/EC & 2006/95/EC. |