| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD57006STR-E Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD57006STR-E Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 22 page ![]() PD57006-E, PD57006S-E Common source s-parameter Doc ID 12611 Rev 2 15/22 Table 11. S-parameter PD57006-E (VDS = 28 V IDS = 0.2 A) Freq (MHz) IS11I S11 < Φ IS21I S21< Φ IS12I S12< Φ IS22I S22< Φ 50 0.953 -65 31.01 138 0.022 48 0.780 -52 100 0.855 -104 21.59 112 0.030 20 0.677 -85 150 0.823 -124 15.49 96 0.031 7 0.601 -101 200 0.818 -136 11.84 85 0.031 -5 0.605 -113 250 0.824 -144 9.54 75 0.031 -12 0.614 -118 300 0.832 -150 7.85 67 0.029 -19 0.635 -126 350 0.835 -155 6.48 59 0.029 -25 0.676 -129 400 0.845 -159 5.51 53 0.027 -31 0.696 -134 450 0.850 -162 4.69 4 0.025 -36 0.722 -137 500 0.860 -165 4.11 43 0.024 -41 0.748 -141 550 0.866 -168 3.58 38 0.023 -44 0.773 -144 600 0.870 -170 3.21 33 0.021 -48 0.790 -147 650 0.878 -172 2.88 29 0.019 -53 0.808 -150 700 0.883 -174 2.60 25 0.019 -53 0.821 -152 750 0.887 -177 2.37 21 0.016 -59 0.838 -154 800 0.890 -179 2.16 17 0.017 -60 0.846 -156 850 0.890 179 1.98 13 0.015 -62 0.856 -158 900 0.888 178 1.82 9 0.014 -67 0.869 -160 950 0.892 176 1.69 6 0.013 -70 0.879 -162 1000 0.894 174 1.57 3 0.013 -72 0.886 -163 1050 0.892 172 1.47 0 0.011 -76 0.892 -165 1100 0.888 170 1.36 -3 0.011 -80 0.894 -166 1150 0.885 169 1.28 -6 0.010 -86 0.899 -168 1200 0.880 167 1.21 -9 0.009 -89 0.897 -170 1250 0.872 165 1.16 -11 0.009 -95 0.901 -171 1300 0.864 163 1.11 -14 0.008 -103 0.906 -173 1350 0.856 161 1.09 -17 0.007 -110 0.905 -174 1400 0.844 159 1.06 -20 0.007 -118 0.905 -176 1450 0.824 156 1.06 -23 0.007 -129 0.906 -177 1500 0.806 154 1.04 -29 0.008 -143 0.910 -178 |