| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L9951 Arkusz danych(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9951 Arkusz danych(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 36 page ![]() Package and packing information L9951 / L9951XP 30/36 Doc ID 14173 Rev 8 D * 15.80 16.00 D1 9.40 9.80 E 13.90 14.5 E1 * 10.90 11.10 E2 2.90 E3 5.80 6.20 e0.65 e3 11.05 G 0 0.10 H 15.50 15.90 h 1.10 L 0.8 1.10 M N 10 deg R s 8 deg Table 21. PowerSO-36™ mechanical data (continued) Symbol Millimeters Min. Typ. Max. |