| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TIP122 Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP122 Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 13 page ![]() Package mechanical data TIP120, TIP121, TIP122, TIP125, TIP126, TIP127 10/13 TO-220 mechanical data Dim mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.6 0.62 D1 1.27 0.050 E 10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F1.23 1.32 0.048 0.051 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L3028.90 1.137 ∅P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q2.65 2.95 0.104 0.116 |