Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LM2575BT Arkusz danych(PDF) 3 Page - Micrel Semiconductor

Numer części LM2575BT
Szczegółowy opis  52kHz Simple 1A Buck Regulator
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICREL [Micrel Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2575BT Arkusz danych(HTML) 3 Page - Micrel Semiconductor

  LM2575BT Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor LM2575BT Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Micrel, Inc.
LM2575
May 2009
3
M9999-051209-B
Pin Configuration
3 GND
4FB
5 ON/OFF
2 OUT
1 VIN
5 ON/OFF
4FB
3 GND
2 OUT
1 VIN
5-Pin TO-220 (T)
5-Pin TO-263 (U)
1
NC
NC
OUT
NC
GND
NC
FB
NC
16 VIN
NC
GND
GND
GND
GND
NC
ON/OFF
15
14
13
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
PWR GND
NC
13
12
NC
VIN
14
11
1
PWR GND
NC
NC
NC
NC
NC
FB
SIG GND
NC
ON/OFF
24 NC
NC
NC
NC
NC
NC
OUT
OUT
NC
VIN
23
22
21
20
19
18
17
16
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16-Pin Plastic DIP (N)
24-Pin Wide SOIC (WM)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com