| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SC3647L-X-AB3-R Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC3647L-X-AB3-R Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies |
|
5 / 5 page ![]() 2SC3647 NPN SILICON TRANSISTOR UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD 5 of 5 5 www.unisonic.com.tw QW-R208-039,C ■ TYPICAL CHARACTERICS(Cont.) 0.01 Collector to Emitter Voltage, VCE (V) 7 10 100 1.0 0.1 A S O 2 3 5 7 1.0 35 3 5 2 2 ICP 3 3 Collector Current, IC (A) 7 0.1 1.0 10 VBE (sat) -IC 2 3 5 7 0.01 23 5 7 2 5 7 2 3 IC/IB = 10 Ta = -25°C 25°C 7 5°C 5 7 1.0 2 3 5 7 2 3 5 7 5 2 57 7 IC One Pulse - Ta = 25°C Mounted on ceramic board (250mm × 0.8mm) DC Op era tion 100 ms 10m s 1m s 0 1.0 Ambient Temperature, Ta (°C) 0.2 0 60 140 1.8 1.2 0.6 20 100 160 PC -Ta Infinite heat sin k 80 1.6 0.8 0.4 120 40 1.4 |