Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PIC32MX795F512LT-80I/PF Arkusz danych(PDF) 101 Page - Microchip Technology

Numer części PIC32MX795F512LT-80I/PF
Szczegółowy opis  High-Performance, USB, CAN and Ethernet 32-bit Flash Microcontrollers
PDF  256 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICROCHIP [Microchip Technology]
Strona internetowa  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC32MX795F512LT-80I/PF Arkusz danych(HTML) 101 Page - Microchip Technology

Back Button PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 97Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 98Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 99Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 100Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 101Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 102Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 103Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 104Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 105Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 256 page
background image
TABLE 4-34:
PORTG REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064H, PIC32MX564F064H, PIC32MX564F128H, PIC32MX575F256H,
PIC32MX575F512H, PIC32MX664F064H, PIC32MX664F128H, PIC32MX675F256H, PIC32MX675F512H, PIC32MX695F512H,
PIC32MX764F128H, PIC32MX775F256H, PIC32MX775F512H AND PIC32MX795F512H DEVICES(1)
Bits
31/15
30/14
29/13
28/12
27/11
26/10
25/9
24/8
23/7
22/6
21/5
20/4
19/3
18/2
17/1
16/0
6180
TRISG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
TRISG9
TRISG8
TRISG7
TRISG6
—
—
TRISG3
TRISG2
—
—
03CC
6190 PORTG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
RG9
RG8
RG7
RG6
—
—
RG3
RG2
—
—
xxxx
61A0
LATG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
LATG9
LATG8
LATG7
LATG6
—
—LATG3
LATG2
—
—
xxxx
61B0 ODCG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
ODCG9
ODCG8
ODCG7
ODCG6
—
—
ODCG3
ODCG2
—
—
0000
Legend:
x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal.
Note 1:
All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more
information.
TABLE 4-35:
PORTG REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064L, PIC32MX564F064L, PIC32MX564F128L, PIC32MX575F256L,
PIC32MX575F512L, PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F512L, PIC32MX695F512L,
PIC32MX764F128L, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L AND PIC32MX795F512L DEVICES(1)
Bits
31/15
30/14
29/13
28/12
27/11
26/10
25/9
24/8
23/7
22/6
21/5
20/4
19/3
18/2
17/1
16/0
6180
TRISG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
TRISG15
TRISG14
TRISG13
TRISG12
—
—
TRISG9
TRISG8
TRISG7
TRISG6
—
—
TRISG3
TRISG2
TRISG1
TRISG0
F3CF
6190 PORTG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
RG15
RG14
RG13
RG12
—
—
RG9
RG8
RG7
RG6
—
—
RG3
RG2
RG1
RG0
xxxx
61A0
LATG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
LATG15
LATG14
LATG13
LATG12
—
—
LATG9
LATG8
LATG7
LATG6
—
—
LATG3
LATG2
LATG1
LATG0
xxxx
61B0 ODCG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
ODCG15
ODCG14
ODCG13
ODCG12
—
—
ODCG9
ODCG8
ODCG7
ODCG6
—
—
ODCG3
ODCG2
ODCG1
ODCG0
0000
Legend:
x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal.
Note 1:
All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more
information.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More