| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF Arkusz danych(PDF) 99 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF Arkusz danych(HTML) 99 Page - Microchip Technology |
|
99 / 256 page ![]() TABLE 4-30: PORTE REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064H, PIC32MX564F064H, PIC32MX564F128H, PIC32MX575F256H, PIC32MX575F512H, PIC32MX664F064H, PIC32MX664F128H, PIC32MX675F256H, PIC32MX675F512H, PIC32MX695F512H, PIC32MX775F256H, PIC32MX775F512H AND PIC32MX795F512H DEVICES(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 6100 TRISE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — TRISE7 TRISE6 TRISE5 TRISE4 TRISE3 TRISE2 TRISE1 TRISE0 00FF 6110 PORTE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — RE7 RE6 RE5 RE4 RE3 RE2 RE1 RE0 xxxx 6120 LATE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — LATE7 LATE6 LATE5 LATE4 LATE3 LATE2 LATE1 LATE0 xxxx 6130 ODCE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — ODCE7 0DCE6 ODCE5 ODCE4 ODCE3 ODCE2 ODCE1 ODCE0 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. TABLE 4-31: PORTE REGISTER MAP FOR PIC32MX534F064L, PIC32MX564F064L, PIC32MX564F128L, PIC32MX575F256L, PIC32MX575F512L, PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F512L, PIC32MX695F512L, PIC32MX764F128L, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L AND PIC32MX795F512L DEVICES(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 6100 TRISE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — TRISE9 TRISE8 TRISE7 TRISE6 TRISE5 TRISE4 TRISE3 TRISE2 TRISE1 TRISE0 03FF 6110 PORTE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — RE9 RE8 RE7 RE6 RE5 RE4 RE3 RE2 RE1 RE0 xxxx 6120 LATE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — —LATE9 LATE8 LATE7 LATE6 LATE5 LATE4 LATE3 LATE2 LATE1 LATE0 xxxx 6130 ODCE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — ODCE9 ODCE8 ODCE7 0DCE6 ODCE5 ODCE4 ODCE3 ODCE2 ODCE1 ODCE0 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. |