| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF Arkusz danych(PDF) 116 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF Arkusz danych(HTML) 116 Page - Microchip Technology |
|
116 / 256 page ![]() 9260 EMAC1 SUPP 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — RESET RMII — — SPEED RMII — — — — — — — — 1000 9270 EMAC1 TEST 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — — — — — — TESTBP TESTPAUSE SHRTQNTA 0000 9280 EMAC1 MCFG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 RESET MGMT — — — — — — — — — CLKSEL<3:0> NOPRE SCANINC 0020 9290 EMAC1 MCMD 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — — — — — — —SCAN READ 0000 92A0 EMAC1 MADR 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — PHYADDR<4:0> — — — REGADDR<4:0> 0100 92B0 EMAC1 MWTD 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 MWTD<15:0> 0000 92C0 EMAC1 MRDD 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 MRDD<15:0> 0000 92D0 EMAC1 MIND 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — — — — — LINKFAIL NOTVALID SCAN MIIMBUSY 0000 9300 EMAC1 SA0(2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — xxxx 15:0 STNADDR6<7:0> STNADDR5<7:0> xxxx 9310 EMAC1 SA1(2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — xxxx 15:0 STNADDR4<7:0> STNADDR3<7:0> xxxx 9320 EMAC1 SA2(2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — xxxx 15:0 STNADDR2<7:0> STNADDR1<7:0> xxxx TABLE 4-47: ETHERNET CONTROLLER REGISTER SUMMARY FOR PIC32MX664F064H, PIC32MX664F128H, PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256H, PIC32MX675F512H, PIC32MX695F512H, PIC32MX775F256H, PIC32MX775F512H, PIC32MX795F512H, PIC32MX695F512L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F512L, PIC32MX764F128H, PIC32MX764F128L, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L AND PIC32MX795F512L DEVICES(1) (CONTINUED) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table (with the exception of ETHSTAT) have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. 2: Reset values default to the factory programmed value. |