| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MBRF3045CT Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBRF3045CT Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
2 / 2 page ![]() 2008. 5. 13 2/2 MBRF3045CT Revision No : 2 AVERAGE FORWARD CURRENT IF(AV) (A) PF(AV) - IF(AV) REVERSE VOLTAGE VR (V) IR - VR IF - VF FORWARD VOLTAGE VF (V) IF - TC IF - TA CASE TEMPERATURE Tc ( C) AMBIENT TEMPERATURE TA ( C) 0 60 0 0 0 0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.3 1.0 3.0 10 30 100 80 100 120 140 160 10 20 30 40 DC 10 20 30 40 50 1.0 10 100 300 10 20 30 40 10 20 30 40 DC 0 0 40 80 120 160 5 RATED VOLTAGE APPLIED (NO HEAT SINK) DC 10 15 20 R =16 C/W R =60 C/W DC j T =25 C j T =25 C RATED VOLTAGE R =2.5 C/W ΘJC APPLIED ΘJA ΘJA |