| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
JF15AP2DF Arkusz danych(PDF) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
JF15AP2DF Arkusz danych(HTML) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
5 / 6 page ![]() J Series JF Illuminated Ultra-Thin Process Sealed Tactiles www.nkk.com J44 JF15RP3CC JF15AP1CC TYPICAL SWITCH DIMENSIONS Spot Illuminated with Square Actuator Spot Illuminated with Round Actuator JF15RP1CC JF15RP2CC (5.08) .200 (0.2) Typ .008 (10.16) .400 (0.8) Typ .031 (3.0) .118 (0.5) .020 (5.08) .200 (12.7) .500 (0.3) Typ .012 (3.6) .142 (8.68) .342 (0.3) .012 (5.7) .225 (6.0) Min .236 (13.95) .549 (11.43) .450 (2.2) .087 (5.6) .220 (1.6) .063 (3.8) .150 (14.0) Sq .551 (17.7) .697 (16.4) Sq .646 (8.85) .348 (10.16) .400 (0.8) Typ .031 (5.08) .200 (0.2) Typ .008 (3.0) .118 (0.5) .020 (5.08) .200 (12.7) .500 (0.3) Typ .012 (3.6) .142 (8.68) .342 (0.3) .012 (5.7) .225 (6.0) Min .236 (13.95) .549 (11.43) .450 (2.2) .087 (5.6) .220 (1.6) .063 (3.8) .150 (14.0) Dia .551 (17.7) .697 (16.4) Sq .646 (8.85) .348 (5.08) .200 (0.2) Typ .008 (10.16) .400 (0.8) Typ .031 (12.7) .500 (3.0) .118 (0.5) .020 (5.08) .200 (0.3) .012 (1.7) .067 (8.68) .342 (3.6) .142 (0.3) Typ .012 (5.7) .225 (6.0) Min .236 (14.0) Sq .551 (8.85) .348 (11.43) .450 (13.95) .549 (17.7) .697 (16.4) Sq .646 (2.2) .087 (5.6) .220 (1.6) .063 (3.8) .150 (5.08) .200 (10.16) .400 (0.8) Typ .031 – + (10.16) .400 (0.3) .012 (0.3) Typ .012 (3.6) .142 (10.3) .406 (12.7) .500 (7.3) .287 (3.0) Min .118 (3.0) .118 (0.5) Sq .020 (8.85) .348 (13.5) .531 (2.7) .106 (6.0) .236 (7.3) .287 (8.2) .323 (16.4) .646 (17.7) .697 (13.0) Sq .512 (26.9) 1.059 3 1 2 4 + _ (12.7) .500 (10.16) .400 (1.0) Dia Typ .039 (5.08) .200 (5.08) .200 3 1 2 4 + _ (12.7) .500 (10.16) .400 (1.0) Dia Typ .039 (5.08) .200 (5.08) .200 3 1 2 4 + _ (12.7) .500 (10.16) .400 (1.0) Dia Typ .039 (5.08) .200 (5.08) .200 Spot Illuminated with Sculptured Actuator Full Face Illuminated with Square Actuator +– 1 3 4 2 (10.16) .400 (1.0) Dia Typ .039 (12.7) .500 (10.16) .400 (5.08) .200 |