Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D25XB60 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numer części D25XB60
Szczegółowy opis  General Purpose Rectifiers(600V 25A)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Strona internetowa  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D25XB60 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D25XB60 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D25XB60 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D25XB60 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D25XB60 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D25XB60 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D25XB60 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Peak Surge Forward Capability
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1
10
100
D25XBx
2
5
20
50
10ms 10ms
1 cycle
Number of Cycles [cycles]
non-repetitive,
sine wave,
Tj=25
°C before
surge current is applied



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com