Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M41T62 Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części M41T62
Szczegółowy opis  Serial real-time clocks (RTCs) with alarm
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T62 Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M41T62 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
M41T62/63/64/65
List of figures
Doc ID 10397 Rev 19
5/44
List of figures
Figure 1.
M41T62 logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
M41T63 logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
M41T64 logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
M41T65 logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 5.
M41T62 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 6.
M41T63 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 7.
M41T64 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 8.
M41T65 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 9.
M41T62 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 10.
M41T63 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 11.
M41T64 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 12.
M41T65 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 13.
Hardware hookup for SuperCap™ backup operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 14.
Serial bus data transfer sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 15.
Acknowledgement sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 16.
Slave address location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 17.
READ mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 18.
Alternative READ mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 19.
WRITE mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 20.
Buffer/transfer registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 21.
Crystal accuracy across temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 22.
Calibration waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 23.
Alarm interrupt reset waveform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 24.
AC measurement I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 25.
Crystal isolation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 26.
Bus timing requirements sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 27.
QFN16 – 16-pin, quad, flat package, no-lead, 3 mm x 3 mm body size, outline . . . . . . . . 37
Figure 28.
QFN16 – 16-pin, quad, flat package, no-lead, 3 x 3 mm, recommended footprint . . . . . . . 38
Figure 29.
LCC8 — 8-pin, 1.5 mm x 3.2 mm leadless chip carrier, outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 30.
LCC8 — 8-pin, 1.5 mm x 3.2 mm leadless chip carrier, recommended footprint . . . . . . . . 39
Figure 31.
Carrier tape for QFN16 3 mm x 3 mm package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 32.
Carrier tape for LCC8 1.5 mm x 3.2 mm package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 33.
Reel schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44