Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLD024 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

Numer części IRLD024
Szczegółowy opis  Power MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRLD024 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  IRLD024 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Document Number: 91361
www.vishay.com
Revision: 06-Sep-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
HVM DIP (High voltage)
Note
1. Package length does not include mold flash, protrusions or gate burrs. Package width does not include interlead flash or protrusions.
INCHES
MILLIMETERS
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
0.310
0.330
7.87
8.38
E
0.300
0.425
7.62
10.79
L
0.270
0.290
6.86
7.36
ECN: X10-0386-Rev. B, 06-Sep-10
DWG: 5974
0.248 [6.29]
0.240 [6.10]
0.197 [5.00]
0.189 [4.80]
0.024 [0.60]
0.020 [0.51]
0.160 [4.06]
0.140 [3.56]
0.180 [4.57]
0.160 [4.06]
4 x
0.100 [2.54] typ.
A
L
0.045 [1.14]
0.035 [0.89]
2 x
0.043 [1.09]
0.035 [0.89]
0.094 [2.38]
0.086 [2.18]
0.017 [0.43]
0.013 [0.33]
0° to 15°
2 x
E min.
E max.
0.133 [3.37]
0.125 [3.18]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com