| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT9232 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9232 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
5 / 14 page ![]() Application Circuits Difference Amplifier Circuit Two Op Amp Instrumentation Amplifier HT9231/HT9232/HT9234 Rev. 1.10 5 June 2, 2010 V O U T R 2 R 2 R 3 V R E F V I N 1 1 / 2 1 / 2 H T 9 2 3 4 H T 9 2 3 4 R 1 R 1 V D D / 2 V D D / 2 R 4 A B V O U T R 1 R 2 R 1 R G V R E F V 1 V 2 1 / 2 1 / 2 H T 9 2 3 4 H T 9 2 3 4 V O U T = ( V 2 - V 1 ) x ( 1 + + ) + V R E F R 1 R 2 2 R 1 R G R 2 |