| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SMP6LC12-2P Arkusz danych(PDF) 4 Page - Protek Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMP6LC12-2P Arkusz danych(HTML) 4 Page - Protek Devices |
|
4 / 7 page ![]() Only One Name Means ProTek’Tion™ www.protekdevices.com 05088.R10 9/11 Page 4 SMP6LC05-2P - SMP6LC24-2P SPICE MoDEL FIGURE 1 SPICE MoDEL TaBLE 1 - SPICE PaRaMETERS PaRaMETER UNIT aBD(TVS) LCRD BV V See Table 2 200 IBV µA 1 0.01 C jo pF See Table 2 5 I S A See Table 2 1E-13 Vj V 0.6 0.6 M - 0.33 0.33 N - 1 1 R S Ohms See Table 2 0.31 TT s 1E-8 1E-9 EG eV 1.11 1.11 TaBLE 2 - aBD SPECIFIC SPICE PaRaMETERS PaRT NUMBER B V(VoLTS) C jo(pF) I S (aMPS) R s(ohMS) SMP6LC05-2P 6.0 3000 1E-11 0.075 SMP6LC6.5-2P 7.2 2600 1E-11 0.075 SMP6LC12-2P 13.3 1150 1E-13 0.080 ABD - Avalanche Breakdown Diode (TVS) LCRD: Low Capacitance Rectifier Diode Lg - Lead Inductance ABD Lg 0.8nH LCRD LCRD I/O ABD |