Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC4027L-X-TN3-R Arkusz danych(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

Numer części 2SC4027L-X-TN3-R
Szczegółowy opis  HIGH-VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

2SC4027L-X-TN3-R Arkusz danych(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  2SC4027L-X-TN3-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 2SC4027L-X-TN3-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 2SC4027L-X-TN3-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 2SC4027L-X-TN3-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 2SC4027L-X-TN3-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SC4027
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R209-018.C
SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
IB1
IB2
VR
50Ω
INPUT
OUTPUT
-5V
100V
+
+
RB
10IB1= -10IB2=Ic=0.7A
PW=20µs
D.C.≤1%
470µF
100µF
RL
14kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5