| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CC2420Z-RTR1 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CC2420Z-RTR1 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Texas Instruments |
|
14 / 92 page ![]() CC2420 SWRS041B Page 14 of 89 Parameter Min. Typ. Max. Unit Condition / Note Current Consumption, transmit mode: P = -25 dBm P = -15 dBm P = -10 dBm P = −5 dBm P = 0 dBm 8.5 9.9 11 14 17.4 mA mA mA mA mA The output power is delivered differentially to a 50 Ω singled ended load through a balun, see also page 54. |