Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

OBTS949 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

Numer części OBTS949
Szczegółowy opis  Smart Lowside Power Switch
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Strona internetowa  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

OBTS949 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button OBTS949 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group OBTS949 Datasheet HTML 10Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
14.07.1998
Semiconductor Group
Page 6
BTS 949
On-state resistance
RON = f(Tj); ID=19A; VIN=10V
-50
-25
0
25
50
75
100
°C
150
Tj
0
5
10
15
20
25
30
m
40
RDS(on)
typ.
max.
Maximum allowable power dissipation
Ptot = f(Tc)
0
20
40
60
80
100
120 °C
150
150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
W
240
BTS 949
Ptot
On-state resistance
RON = f(Tj); ID= 19A; VIN=5V
-50
-25
0
25
50
75
100
°C
150
Tj
0
5
10
15
20
25
30
35
m
45
RDS(on)
typ.
max.
Typ. input threshold voltage
VIN(th) = f(Tj); ID=3,9A; VDS=12V
-50
-25
0
25
50
75
100
°C
150
Tj
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
V
2.0
VIN(th)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com