Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

U74AC04G-P14-R Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

Numer części U74AC04G-P14-R
Szczegółowy opis  HEX INVERTERS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

U74AC04G-P14-R Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  U74AC04G-P14-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies U74AC04G-P14-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies U74AC04G-P14-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies U74AC04G-P14-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies U74AC04G-P14-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies U74AC04G-P14-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
U74AC04
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-425.B
SWITCHING CHARACTERISTICS (TA=25°С)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
tPLH
1.5
4.5
9
ns
tPHL
VCC=3.3±0.3V,CL=50pF, RL=500Ω
1.5
4.5
8.5
ns
tPLH
1.5
4
7
ns
Propagation delay from input
(nA) to output(nY)
tPHL
VCC=5±0.5V,CL=50pF, RL=500Ω
1.5
3.5
6.5
ns
OPERATING CHARACTERISTICS (TA=25°С)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Power Dissipation Capacitance
CPD
CL=50pF, f=10MHZ
45
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6