| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADA4084-2ARZ-R7 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4084-2ARZ-R7 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 24 page ![]() ADA4084-2 Data Sheet Rev. A | Page 14 of 24 80 –80 0 1 23 45 67 89 10 TIME (Seconds) –60 –40 –20 0 20 40 60 ADA4084-2 VSY = ±5V TA = 25°C Figure 44. Volage Noise 0.1 Hz to 10 Hz 0 –160 –140 –120 –100 –80 –60 –40 –20 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) ADA4084-2 VSY = ±5V TA = 25°C VIN = 5V p-p Figure 45. Channel Separation 1 0.1 0.01 0.0001 0.001 0.001 0.01 0.1 1 AMPLITUDE (VRMS) ADA4084-2 VSY = ±5V TA = 25°C f = 1kHz Figure 46. THD + N vs. Amplitude 1 0.001 0.01 0.1 0.0001 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) ADA4084-2 RL = 2kΩ VIN = 2.0VRMS VSY = ±5V TA = 25°C 500kHz FILTER Figure 47. THD + N vs. Frequency 6 4 2 –4 –2 –6 01000 TIME (µs) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ADA4084-2 VSY = ±5V TA = 25°C OUTPUT INPUT Figure 48. No Phase Reversal |