| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Y-CONC-R402L-RJ6P-2000-A Arkusz danych(PDF) 9 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R402L-RJ6P-2000-A Arkusz danych(HTML) 9 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
9 / 42 page ![]() Industrial RJ45 Plugs Description: RJ45 cable plug, Cat 5 with integrated cable guide, shielding and cable crimp preventing cable rotation. Ethernet/customised contact wiring, with or without power contacts RJ45 Kabelstecker Cat 5 mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen des Kabels verhindert. Ethernet/Kundenspezifische Kontaktverdrahtung mit oder ohne zusätzliche Kontakte für die Stomversorgung Material: Plug body PBT, UL94V-0 Steckergehäuse Shielding Nickel plated brass Schirmung Contact Contact area 30µ”Au over Ni Kontakte Specifications: Operating Temp.: -40°C ~ +120°C Betriebstemp. Durability: 1,500 mechanical cycles Lebensdauer Current Rating: 2.1A @ 70°C (power contacts) Bemessungsstrom Part Number Signal Contacts Power Contacts Y-ConPlug-11 4 (Ethernet) 0 Y-ConPlug-21 4 (Ethernet) 2 Y-ConPlug-31 6 2 Y-ConPlug-41 8 0 Y-ConPlug-51 8 2 Series Design Number Y-ConPlug - * 1 Part Number (Details) Outline Dimensions Example: Y-ConPlug-51 IP20 protective transport cap for all Y-Con plugs. IP20 Transportschutzabdeckung für alle Y-Con Kabelstecker. Material: PE Colour Transparent white Farbe Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +80°C Betriebstemp. Material: PA66 Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +120°C Betriebstemp. Description: IP20 strain relief for use with all Y-Con plugs. The cable cage allows for flexing with the cable IP20-Zugentlastung für den Einsatz mit allen Y-Con Kabelsteckern. Die Manschette der Zugentlastung unterstützt die Biegeflexibilität des Kabels Part No.: Y-ConAS-11 Part No.: Y-ConAS-12 Accessories Accessories SPECIFICATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE – DIMENSIONS IN MILLIMETER 8 |