| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Y-CONC-R80CU-CU2L-2000-B Arkusz danych(PDF) 4 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R80CU-CU2L-2000-B Arkusz danych(HTML) 4 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
4 / 42 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER 3 Description: IP67 protective transport cap for Y-ConCover-10-* / Y-ConCover-40-* IP67-Transportschutzabdeckung für Y-ConCover-10-* / Y-ConCover-40-* Material: Body PE (Transparent white) Gehäuse Specifications: Operating Temp.: -20°C ~+80°C Betriebstemp. Part Number Colour Low Temperature Type EMI Spring Y-ConCover-10-E Blue No Yes Y-ConCover-10-B-E Black No Yes Y-ConCover-10-LT-E Blue Yes Yes Y-ConCover-10-B-LT-E Black Yes Yes Y-ConCover - 10 - * - * - E Part Number (Details) Outline Dimensions Description: IP67/68/69K cover EMI version for self assembly with Y-Con plugs and cables, complete with latches, seals and terminator cap. Integrated EMI spring for improved EMI protection IP67/68/69K-Steckergehäuse EMV Version zur Selbstmontage mit Y-Con Kabelsteckern und Kabeln, komplett mit Rasthaken, Dichtungen und Abschlusskape. Integrierte EMV Feder für verbesserten EMV Schutz Material: Body PBT, UL94V-0 Gehäuse Seal FKM (Viton®) or HNBR Dichtung Fixing clips Stainless steel Rasthaken EMI Spring Brass EMV Feder Specifications: Operating Temp.: Std. - 20°C ~ +120°C Betriebstemp. LT - 40°C ~ +120°C Description: Metal cover for retro-fitting to Y-ConCover-10-* offering increased mechanical stability Metallisches Schutzgehäuse zur Nachrüstung auf Y-ConCover-10-*, für erhöhte mechanische Stabilität Material: Body + Buttons Die-cast zinc Gehäuse Screws Stainless Steel Schrauben Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +120°C Betriebstemp. Part No.: Y-ConCover-30 Part No.: Y-ConAS-21 Accessories Accessories Series Design Number No Mark = Blue B = Black No Mark = Std. LT = Low Temp. E = EMI Version EMI 46.0 IP67/68/69K Protected Components |