Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH4680 Arkusz danych(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH4680
Szczegółowy opis  Engwinklige LED im MIDLED-Geh채use (880 nm)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4680 Arkusz danych(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

  SFH4680 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2009-03-19
6
SFH 4680, SFH 4685
Maßzeichnung
Package Outlines
Maße in mm / Dimensions in mm.
Gurtung / Polarität und Lage
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 9000/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 9000/reel, ø330 mm
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Gehäuse / Package
MID mit klarem Silikonverguss / MID casted with clear Silicone
Anschlussbelegung
Pin configuration
Pad 1 = Anode / anode
Pad 2 = Kathode / cathode
OHF02956
(1.2)
Isolating area
metallisation
Pad 2
Pad 1
metallisation
(0.8)
1.7
1.5
0.75
0.55
3.3
2.9
metallisation
Backside
Silicone area1)
Device casted with silicone.
1)
Avoid mechanical stress on silicone surface.
0.75
0.55
0.42
0.42
OHAY2430
4 (0.157)
3.3 (0.130) ±0.15 (0.006)
0.3 (0.012) ±0.02 (0.001)
±0.05 (0.002)
2.45 (0.096)
±0.05 (0.002)
2 (0.079)
1.7 (0.067) ±0.05 (0.002)
1.5 (0.059) +0.1 (0.004)
Pad 1 Orientation
Optical axis/viewing direction



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8