| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ALD114804ASCL Arkusz danych(PDF) 8 Page - Advanced Linear Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ALD114804ASCL Arkusz danych(HTML) 8 Page - Advanced Linear Devices |
|
8 / 11 page ![]() ALD114804/ALD114804A/ALD114904/ALD114904A Advanced Linear Devices 8 of 11 16 Pin Plastic SOIC Package E D e A A1 b S (45 °) L C H S (45 °) ø Millimeters Inches Min Max Min Max Dim 1.75 0.25 0.45 0.25 10.00 4.05 6.30 0.937 8 ° 0.50 0.053 0.004 0.014 0.007 0.385 0.140 0.224 0.024 0 ° 0.010 0.069 0.010 0.018 0.010 0.394 0.160 0.248 0.037 8 ° 0.020 1.27 BSC 0.050 BSC 1.35 0.10 0.35 0.18 9.80 3.50 5.70 0.60 0 ° 0.25 A A1 b C D-16 E e H L S ø SOIC-16 PACKAGE DRAWING |