| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA382BW Arkusz danych(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA382BW Arkusz danych(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 172 page ![]() STA382BW Device overview Doc ID 022783 Rev 1 39/172 Table 13. STC band splitter filters memory map Function Address Coefficient Range Default 0x40 B1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x41 B2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x42 -A1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x43 -A2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x44 B0/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x100000 0x45 B1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x46 B2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x47 -A1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x48 -A2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x49 B0/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x100000 0x4A B1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x4B B2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x4C -A1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x4D -A2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x4E B0/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x100000 0x4F B1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x50 B2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x51 -A1/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x52 -A2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x000000 0x53 B0/2 [-1, 1), [-2, 2), [-4, 4) 0x100000 |