| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPEAR1310 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1310 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 57 page ![]() Contents SPEAr1310 2/57 Doc ID 17528 Rev 4 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Multilayer interconnect matrix (BUSMATRIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 CortexA9 subsystem (A9SM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 Clock and reset system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 Reset and clock generator (RCG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 Power control module (PCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 BootROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 Static RAM (SRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9 Multiport memory controller (MPMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11 Serial memory interface (SMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 Giga/Fast Ethernet media access controller (GMAC) . . . . . . . . . . . . . 21 12.1 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 13 PCI Express (PCIe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 |