| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M95160-R Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95160-R Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 45 page ![]() List of tables M95160 M95160-W M95160-R M95160-F 4/45 Doc ID 022580 Rev 1 List of tables Table 1. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Table 2. Write-protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 4. Address range bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 6. Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 8. Operating conditions (M95160, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 9. Operating conditions (M95160-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 10. Operating conditions (M95160-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 11. Operating conditions (M95160-F, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 12. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 13. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 14. DC characteristics (M95160, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 15. DC characteristics (M95160-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 16. DC characteristics (M95160-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 17. DC characteristics (M95160-F, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 18. AC characteristics (M95160-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 19. AC characteristics (M95160-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 20. AC characteristics (M95160-F, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 21. AC characteristics (M95160, device grade 6) End of life products: these values apply only to M95160-MN6TP/S devices . . . . . . . . . . . 35 Table 22. AC characteristics (M95160-W, device grade 6) End of life products: these values apply only to M95160-WMN6TP/S and M95160-WDW6TP/S devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 23. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, mechanical data . . . . . . . . . . . 39 Table 24. UFDFPN8 (MLP8) 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead 2 x 3 mm, data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 25. WLCSP-R 1.350 x 1.365 mm 0.4 mm pitch 8 bumps, package mechanical data (preliminary data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 26. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 27. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 28. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 |