Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MHW5342A Arkusz danych(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

Numer części MHW5342A
Szczegółowy opis  450 MHz CATV Amplifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MHW5342A Arkusz danych(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MHW5342A Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MHW5342A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MHW5342A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MHW5342A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MHW5342A
2
MOTOROLA RF DEVICE DATA
*DIN (European Applications Only)
NCTA Channel
Designation
Frequency
(MHz)
DIN Output Level
(dBmV)**(Typ)
DIN Beat Level
dB Relative to Ref. Ch.
P
Q
V
W (Ref.)
253.25
259.25
289.25
295.25
+ 60
+ 60
+ 66
+ 66
¬–60
M8
M9
M14 (Ref.)
M15
361.25
367.25
397.25
403.25
+ 59
+ 59
+ 65
+ 65
¬–60
M20
M21 (Ref.)
M22
M23
433.25
439.25
445.25
451.25
+ 64
+ 64
+ 58
+ 58
¬–60
**DIN (dB
mV) = Reference Channel Level (dBmV) +60 dB



Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com