| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LPS331AP Arkusz danych(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPS331AP Arkusz danych(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 36 page ![]() LPS331AP Package mechanical section Doc ID 022112 Rev 7 33/36 Table 20. HCLGA-16L (3 x 3 x 1 mm) mechanical data Figure 12. Tray information Symbol Millimeters Min Typ Max E1 2.850 3.000 3.150 E3 – 0 – D1 2.850 3.000 3.150 D3 – 0.700 – R1 – 0.400 – A1 – 1.000 – L1 – 1.000 – N1 – 0.500 – L2 – 2.000 – N2 – 1.000 – P1 – 0.875 – P2 – 1.275 – T1 – 0.350 – T2 – 0.250 – d – 0.150 – K – 0.050 – M – 0.100 – |