| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
WM8946ECS/R Arkusz danych(PDF) 31 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8946ECS/R Arkusz danych(HTML) 31 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
31 / 175 page ![]() Production Data WM8946 w PD, July 2012, Rev 4.3 31 ADCL_VOL or ADCR_VOL Volume (dB) ADCL_VOL or ADCR_VOL Volume (dB) ADCL_VOL or ADCR_VOL Volume (dB) ADCL_VOL or ADCR_VOL Volume (dB) 0h MUTE 40h -48.000 80h -24.000 C0h 0.000 1h -71.625 41h -47.625 81h -23.625 C1h 0.375 2h -71.250 42h -47.250 82h -23.250 C2h 0.750 3h -70.875 43h -46.875 83h -22.875 C3h 1.125 4h -70.500 44h -46.500 84h -22.500 C4h 1.500 5h -70.125 45h -46.125 85h -22.125 C5h 1.875 6h -69.750 46h -45.750 86h -21.750 C6h 2.250 7h -69.375 47h -45.375 87h -21.375 C7h 2.625 8h -69.000 48h -45.000 88h -21.000 C8h 3.000 9h -68.625 49h -44.625 89h -20.625 C9h 3.375 Ah -68.250 4Ah -44.250 8Ah -20.250 CAh 3.750 Bh -67.875 4Bh -43.875 8Bh -19.875 CBh 4.125 Ch -67.500 4Ch -43.500 8Ch -19.500 CCh 4.500 Dh -67.125 4Dh -43.125 8Dh -19.125 CDh 4.875 Eh -66.750 4Eh -42.750 8Eh -18.750 CEh 5.250 Fh -66.375 4Fh -42.375 8Fh -18.375 CFh 5.625 10h -66.000 50h -42.000 90h -18.000 D0h 6.000 11h -65.625 51h -41.625 91h -17.625 D1h 6.375 12h -65.250 52h -41.250 92h -17.250 D2h 6.750 13h -64.875 53h -40.875 93h -16.875 D3h 7.125 14h -64.500 54h -40.500 94h -16.500 D4h 7.500 15h -64.125 55h -40.125 95h -16.125 D5h 7.875 16h -63.750 56h -39.750 96h -15.750 D6h 8.250 17h -63.375 57h -39.375 97h -15.375 D7h 8.625 18h -63.000 58h -39.000 98h -15.000 D8h 9.000 19h -62.625 59h -38.625 99h -14.625 D9h 9.375 1Ah -62.250 5Ah -38.250 9Ah -14.250 DAh 9.750 1Bh -61.875 5Bh -37.875 9Bh -13.875 DBh 10.125 1Ch -61.500 5Ch -37.500 9Ch -13.500 DCh 10.500 1Dh -61.125 5Dh -37.125 9Dh -13.125 DDh 10.875 1Eh -60.750 5Eh -36.750 9Eh -12.750 DEh 11.250 1Fh -60.375 5Fh -36.375 9Fh -12.375 DFh 11.625 20h -60.000 60h -36.000 A0h -12.000 E0h 12.000 21h -59.625 61h -35.625 A1h -11.625 E1h 12.375 22h -59.250 62h -35.250 A2h -11.250 E2h 12.750 23h -58.875 63h -34.875 A3h -10.875 E3h 13.125 24h -58.500 64h -34.500 A4h -10.500 E4h 13.500 25h -58.125 65h -34.125 A5h -10.125 E5h 13.875 26h -57.750 66h -33.750 A6h -9.750 E6h 14.250 27h -57.375 67h -33.375 A7h -9.375 E7h 14.625 28h -57.000 68h -33.000 A8h -9.000 E8h 15.000 29h -56.625 69h -32.625 A9h -8.625 E9h 15.375 2Ah -56.250 6Ah -32.250 AAh -8.250 EAh 15.750 2Bh -55.875 6Bh -31.875 ABh -7.875 EBh 16.125 2Ch -55.500 6Ch -31.500 ACh -7.500 ECh 16.500 2Dh -55.125 6Dh -31.125 ADh -7.125 EDh 16.875 2Eh -54.750 6Eh -30.750 AEh -6.750 EEh 17.250 2Fh -54.375 6Fh -30.375 AFh -6.375 EFh 17.625 30h -54.000 70h -30.000 B0h -6.000 F0h 18.000 31h -53.625 71h -29.625 B1h -5.625 F1h 18.375 32h -53.250 72h -29.250 B2h -5.250 F2h 18.750 33h -52.875 73h -28.875 B3h -4.875 F3h 19.125 34h -52.500 74h -28.500 B4h -4.500 F4h 19.500 35h -52.125 75h -28.125 B5h -4.125 F5h 19.875 36h -51.750 76h -27.750 B6h -3.750 F6h 20.250 37h -51.375 77h -27.375 B7h -3.375 F7h 20.625 38h -51.000 78h -27.000 B8h -3.000 F8h 21.000 39h -50.625 79h -26.625 B9h -2.625 F9h 21.375 3Ah -50.250 7Ah -26.250 BAh -2.250 FAh 21.750 3Bh -49.875 7Bh -25.875 BBh -1.875 FBh 22.125 3Ch -49.500 7Ch -25.500 BCh -1.500 FCh 22.500 3Dh -49.125 7Dh -25.125 BDh -1.125 FDh 22.875 3Eh -48.750 7Eh -24.750 BEh -0.750 FEh 23.250 3Fh -48.375 7Fh -24.375 BFh -0.375 FFh 23.625 Table 9 ADC Digital Volume Range |